データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IN74LS07N データシート(PDF) 3 Page - Integral Corp.

部品番号 IN74LS07N
部品情報  Hex Non-Inverted Buffers with Open- Collector Outputs
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTEGRAL [Integral Corp.]
ホームページ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IN74LS07N データシート(HTML) 3 Page - Integral Corp.

  IN74LS07N Datasheet HTML 1Page - Integral Corp. IN74LS07N Datasheet HTML 2Page - Integral Corp. IN74LS07N Datasheet HTML 3Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
IN74LS07
3
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T
A = 25°C, VCC = 5.0 V, CL = 15 pF,
RL = 110 Ω,tr = 15 ns, tf = 6.0 ns)
Symbol
Parameter
Min
Max
Unit
tPLH
Propagation Delay, Input A to Output Y
10
ns
tPHL
Propagation Delay, Input A to Output Y
30
ns
Figure 1. Switching Waveforms
NOTE A. CL includes probe and jig capacitance.
Figure 2. Test Circuit



Html Pages

1 2 3