| データシートサーチシステム |
|
STM32F303VB データシート(PDF) 51 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F303VB データシート(HTML) 51 Page - STMicroelectronics |
|
51 / 148 page ![]() Table 19. Alternate functions for port F Port & Pin Name AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 PF0 - - - I2C2_SDA - TIM1_CH3N - PF1 - - - I2C2_SCL - - - PF2 EVENTOUT - - - - - - PF4 EVENTOUT COMP1_OUT - - - - - PF6 EVENTOUT TIM4_CH4 - I2C2_SCL - - USART3_RTS_DE PF9 EVENTOUT - TIM15_CH1 - SPI2_SCK - - PF10 EVENTOUT - TIM15_CH2 - SPI2_SCK - - |