| データシートサーチシステム |
|
STM32L152V8 データシート(PDF) 47 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L152V8 データシート(HTML) 47 Page - STMicroelectronics |
|
47 / 133 page ![]() PH1- OSC_OUT -- - - - - - - - - - - - - - PH2 - - - - - - - - - - - - - - - Table 9. Alternate function input/output (continued) Port name Digital alternate function number AFIO0 AFIO1 AFIO2 AFIO3 AFIO4 AFIO5 AFOI6 AFIO7 AFIO8 AFIO9 AFIO11 AFIO12 AFIO13 AFIO14 AFIO15 Alternate function SYSTEM TIM2 TIM3/4 TIM9/10/11 I2C1/2 SPI1/2 N/A USART1/2/3 N/A N/A LCD N/A N/A RI SYSTEM |