| データシートサーチシステム |
|
STTH8T06 データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STTH8T06 データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 9 page ![]() DocID023406 Rev 3 7/9 STTH8T06 Package information Table 6. T0-220AC ins dimension values Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 15.20 15.90 0.598 0.625 a1 3.75 0.147 a2 13.00 14.00 0.511 0.551 B 10.00 10.40 0.393 0.409 b1 0.61 0.88 0.024 0.034 b2 1.23 1.32 0.048 0.051 C 4.40 4.60 0.173 0.181 c1 0.49 0.70 0.019 0.027 c2 2.40 2.72 0.094 0.107 e 4.80 5.40 0.189 0.212 F 6.20 6.60 0.244 0.259 ØI 3.75 3.85 0.147 0.151 I4 15.80 16.40 16.80 0.622 0.646 0.661 L 2.65 2.95 0.104 0.116 l2 1.14 1.70 0.044 0.066 M 2.60 0.102 |