| データシートサーチシステム |
|
ACST1235-8FP データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ACST1235-8FP データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 13 page ![]() DocID026033 Rev 1 11/13 ACST1235-8FP Package information 13 Table 6. TO-220FPAB dimension values Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.4 4.6 0.173 0.181 B 2.5 2.7 0.098 0.106 D 2.5 2.75 0.098 0.108 E 0.45 0.70 0.018 0.027 F 0.75 1 0.030 0.039 F1 1.15 1.70 0.045 0.067 F2 1.15 1.70 0.045 0.067 G 4.95 5.20 0.195 0.205 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H 10 10.4 0.393 0.409 L2 16 Typ. 0.63 Typ. L3 28.6 30.6 1.126 1.205 L4 9.8 10.6 0.386 0.417 L5 2.9 3.6 0.114 0.142 L6 15.9 16.4 0.626 0.646 L7 9.00 9.30 0.354 0.366 Dia. 3.00 3.20 0.118 0.126 |