| データシートサーチシステム |
|
FERD40M45C データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FERD40M45C データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 10 page ![]() Package Information FERD40M45C 6/10 DocID024889 Rev 1 Table 5. TO-220AB dimension values Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.17 0.18 b 0.61 0.88 0.024 0.035 b1 1.14 1.70 0.045 0.067 c 0.48 0.70 0.019 0.027 D 15.25 15.75 0.60 0.62 D1 1.27 typ. 0.05 typ. E 10 10.40 0.39 0.41 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.19 0.20 F 1.23 1.32 0.048 0.052 H1 6.20 6.60 0.24 0.26 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L13 14 0.51 0.55 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L20 16.40 typ. 0.64 typ. L30 28.90 typ. 1.13 typ. P 3.75 3.85 0.147 0.151 Q 2.65 2.95 0.104 0.116 |