| データシートサーチシステム |
|
STB28N60M2 データシート(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STB28N60M2 データシート(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 21 page ![]() STB28N60M2, STI28N60M2, STP28N60M2, STW28N60M2 Package information DocID025254 Rev 4 15/21 4.3 I²PAK package information Figure 26: I²PAK package outline Table 11: I²PAK package mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 - 4.60 A1 2.40 - 2.72 b 0.61 - 0.88 b1 1.14 - 1.70 c 0.49 - 0.70 c2 1.23 - 1.32 D 8.95 - 9.35 e 2.40 - 2.70 e1 4.95 - 5.15 E 10 - 10.40 L 13 - 14 L1 3.50 - 3.93 L2 1.27 - 1.40 |