| データシートサーチシステム |
|
STP9N65M2 データシート(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP9N65M2 データシート(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 23 page ![]() DocID025975 Rev 2 15/23 STD9N65M2, STF9N65M2, STP9N65M2, STU9N65M2 Package mechanical data 23 Table 10. TO-220FP mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A4.4 4.6 B2.5 2.7 D 2.5 2.75 E 0.45 0.7 F0.75 1 F1 1.15 1.70 F2 1.15 1.70 G 4.95 5.2 G1 2.4 2.7 H 10 10.4 L2 16 L3 28.6 30.6 L4 9.8 10.6 L5 2.9 3.6 L6 15.9 16.4 L7 9 9.3 Ø3 3.2 |