| データシートサーチシステム |
|
STULED623 データシート(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STULED623 データシート(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 18 page ![]() DocID025178 Rev 1 15/18 STDLED623, STULED623 Packaging mechanical data 5 Packaging mechanical data Table 12. DPAK (TO-252) tape and reel mechanical data Tape Reel Dim. mm Dim. mm Min. Max. Min. Max. A0 6.8 7 A 330 B0 10.4 10.6 B 1.5 B1 12.1 C 12.8 13.2 D 1.5 1.6 D 20.2 D1 1.5 G 16.4 18.4 E1.65 1.85 N 50 F 7.4 7.6 T 22.4 K0 2.55 2.75 P0 3.9 4.1 Base qty. 2500 P1 7.9 8.1 Bulk qty. 2500 P2 1.9 2.1 R40 T0.25 0.35 W15.7 16.3 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |