| データシートサーチシステム |
|
STFILED656 データシート(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STFILED656 データシート(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 22 page ![]() Package mechanical data STDLED656, STFILED656, STPLED656, STULED656 14/22 DocID024429 Rev 1 Figure 25. I2PAKFP (TO-281) drawing Table 10. I2PAKFP (TO-281) mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A4.40 - 4.60 B2.50 2.70 D2.50 2.75 D1 0.65 0.85 E0.45 0.70 F0.75 1.00 F1 1.20 G4.95 5.20 H 10.00 10.40 L1 21.00 23.00 L2 13.20 14.10 L3 10.55 10.85 L4 2.70 3.20 L5 0.85 1.25 L6 7.30 7.50 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |