| データシートサーチシステム |
|
STU6N60M2 データシート(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STU6N60M2 データシート(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 18 page ![]() Package information STF6N60M2, STP6N60M2, STU6N60M2 14/18 DocID024771 Rev 2 Table 10. TO-220 type A mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 b 0.61 0.88 b1 1.14 1.70 c 0.48 0.70 D 15.25 15.75 D1 1.27 E10 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F 1.23 1.32 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L13 14 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 ∅P 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 |