| データシートサーチシステム |
|
STF13N65M2 データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STF13N65M2 データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 15 page ![]() DocID026893 Rev 2 13/15 STF13N65M2,STFI13N65M2 Package mechanical data 15 Table 10. I2PAKFP (TO-281) mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 - 4.60 B 2.50 2.70 D 2.50 2.75 D1 0.65 0.85 E 0.45 0.70 F 0.75 1.00 F1 1.20 G 4.95 5.20 H 10.00 10.40 L1 21.00 23.00 L2 13.20 14.10 L3 10.55 10.85 L4 2.70 3.20 L5 0.85 1.25 L6 7.50 7.60 7.70 |