| データシートサーチシステム |
|
STF6N52K3 データシート(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STF6N52K3 データシート(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 22 page ![]() STB6N52K3, STD6N52K3, STF6N52K3, STP6N52K3 Packaging mechanical data Doc ID 14994 Rev 2 19/22 Figure 30. DPAK footprint(b) Table 14. DPAK (TO-252) tape and reel mechanical data Tape Reel Dim. mm Dim. mm Min. Max. Min. Max. A0 6.8 7 A 330 B0 10.4 10.6 B 1.5 B1 12.1 C 12.8 13.2 D1.5 1.6D 20.2 D1 1.5 G 16.4 18.4 E 1.65 1.85 N 50 F 7.4 7.6 T 22.4 K0 2.55 2.75 P0 3.9 4.1 Base qty 2500 P1 7.9 8.1 Bulk qty 2500 P2 1.9 2.1 R40 W 15.7 16.3 b. All dimension are in millimeters |