| データシートサーチシステム |
|
STGW30H60DF データシート(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STGW30H60DF データシート(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 24 page ![]() Package mechanical data STGB30H60DF, STGF30H60DF, STGP30H60DF, STGW30H60DF 18/24 DocID022363 Rev 3 Table 12. TO-247 mechanical data Dim. mm. Min. Typ. Max. A 4.85 5.15 A1 2.20 2.60 b1.0 1.40 b1 2.0 2.40 b2 3.0 3.40 c 0.40 0.80 D 19.85 20.15 E 15.45 15.75 e 5.30 5.45 5.60 L 14.20 14.80 L1 3.70 4.30 L2 18.50 ∅P 3.55 3.65 ∅R 4.50 5.50 S 5.30 5.50 5.70 |