データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STGB30V60DF データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

部品番号 STGB30V60DF
部品情報  Low thermal resistance
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGB30V60DF データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STGB30V60DF Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGB30V60DF Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGB30V60DF Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGB30V60DF Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGB30V60DF Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGB30V60DF Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGB30V60DF Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGB30V60DF Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STGB30V60DF Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
Test circuits
STGB30V60DF, STGP30V60DF, STGW30V60DF, STGWT30V60DF
10/22
DocID024361 Rev 4
3
Test circuits
Figure 28. Test circuit for inductive load
switching
Figure 29. Gate charge test circuit
Figure 30. Switching waveform
Figure 31. Diode recovery time waveform
AM01504v1
AM01505v1
AM01506v1
90%
10%
90%
10%
VG
VCE
IC
Td(on)
Ton
Tr(Ion)
Td(off)
Toff
Tf
Tr(Voff)
Tcross
90%
10%
AM01507v1
IRRM
IF
di/dt
trr
ta
tb
Qrr
IRRM
t
VF
dv/dt



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com