| データシートサーチシステム |
|
STGWT30V60DF データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STGWT30V60DF データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 22 page ![]() DocID024361 Rev 4 13/22 STGB30V60DF, STGP30V60DF, STGW30V60DF, STGWT30V60DF Package mechanical data Table 9. TO-220 type A mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A4.40 4.60 b0.61 0.88 b1 1.14 1.70 c0.48 0.70 D 15.25 15.75 D1 1.27 E 10 10.40 e2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F1.23 1.32 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L13 14 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 ∅ P3.75 3.85 Q2.65 2.95 |