| データシートサーチシステム |
|
STGW60H65DFB データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STGW60H65DFB データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 19 page ![]() DocID024365 Rev 7 13/19 STGW60H65DFB, STGWA60H65DFB, STGWT60H65DFB Package information Table 8. TO-247 mechanical data Dim. mm. Min. Typ. Max. A 4.85 5.15 A1 2.20 2.60 b1.0 1.40 b1 2.0 2.40 b2 3.0 3.40 c 0.40 0.80 D 19.85 20.15 E 15.45 15.75 e 5.30 5.45 5.60 L 14.20 14.80 L1 3.70 4.30 L2 18.50 ∅P 3.55 3.65 ∅R 4.50 5.50 S 5.30 5.50 5.70 |