| データシートサーチシステム |
|
LM4041 データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM4041 データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 16 page ![]() DocID018817 Rev 4 13/16 LM4041 Packaging mechanical data 16 Table 7. Tape and reel SOT23-3L mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 180 C 12.8 13.0 13.2 D20.2 N60 T 14.4 Ao 3.13 3.23 3.33 Bo 3.07 3.17 3.27 Ko 1.27 1.37 1.47 Po 3.9 4.0 4.1 P 3.9 4.0 4.1 Table 8. SOT323-5L mechanical data Dim. mm. Min. Typ. Max. A 175 180 185 C 12.8 13 13.2 D 20.2 N 59.5 60 60.5 T 14.4 Ao 2.25 Bo 2.7 Ko 1.2 Po 3.9 4 4.1 P 3.8 4 4.2 |