| データシートサーチシステム |
|
STP16CPC05MTR データシート(PDF) 28 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP16CPC05MTR データシート(HTML) 28 Page - STMicroelectronics |
|
28 / 31 page ![]() Package information STP16CPC05 28/31 DocID15352 Rev 5 8.5 TSSOP24, TSSOP24 exposed pad and SO-24 packing information Figure 24: TSSOP24, TSSOP24 exposed pad and SO-24 reel outline Table 16: TSSOP24 and TSSOP24 exposed pad tape and reel mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A - 330 C 12.8 - 13.2 D 20.2 - N 60 - T - 22.4 Ao 6.8 - 7 Bo 8.2 - 8.4 Ko 1.7 - 1.9 Po 3.9 - 4.1 P 11.9 - 12.1 |