| データシートサーチシステム |
|
STP16CPPS05PTR データシート(PDF) 22 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP16CPPS05PTR データシート(HTML) 22 Page - STMicroelectronics |
|
22 / 31 page ![]() Package information STP16CPPS05 22/31 DocID16536 Rev 4 Table 13: QSOP-24 mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 1.54 1.62 1.73 A1 0.10 0.15 0.25 A2 1.47 b 0.20 0.31 c 0.17 0.254 D 8.56 8.66 8.76 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.80 3.91 4.01 e 0.635 L 0.40 0.635 0.89 h 0.25 0.33 0.41 < 0° 8° |