| データシートサーチシステム |
|
STPS40L45CW データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS40L45CW データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 11 page ![]() Package Information STPS40L45C 6/11 DocID6857 Rev 5 Table 5. TO-220AB dimension values Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.17 0.18 b 0.61 0.88 0.024 0.035 b1 1.14 1.70 0.045 0.067 c 0.48 0.70 0.019 0.027 D 15.25 15.75 0.60 0.62 D1 1.27 typ. 0.05 typ. E 10 10.40 0.39 0.41 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.19 0.20 F 1.23 1.32 0.048 0.052 H1 6.20 6.60 0.24 0.26 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L13 14 0.51 0.55 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L20 16.40 typ. 0.64 typ. L30 28.90 typ. 1.13 typ. P 3.75 3.85 0.147 0.151 Q 2.65 2.95 0.104 0.116 |