データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RSP-3000 データシート(PDF) 5 Page - Total Power International

部品番号 RSP-3000
部品情報  3000W Single Output Power Supply
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOTAL-POWER [Total Power International]
ホームページ  http://www.total-power.com
Logo TOTAL-POWER - Total Power International

RSP-3000 データシート(HTML) 5 Page - Total Power International

  RSP-3000 Datasheet HTML 1Page - Total Power International RSP-3000 Datasheet HTML 2Page - Total Power International RSP-3000 Datasheet HTML 3Page - Total Power International RSP-3000 Datasheet HTML 4Page - Total Power International RSP-3000 Datasheet HTML 5Page - Total Power International RSP-3000 Datasheet HTML 6Page - Total Power International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Fig.5.1RemovetheCN3
Fig.5.2InserttheCN3
OL-SD
OL-SD
OLP
OLP
FileName:RSP-3000-SPEC2009-09-21
3000WSingleOutputPowerSupply
R S P - 3 0 0 0 series
4.CurrentSharing
5.SelectO.L.P mode
(1)Paralleloperationisavailablebyconnectingtheunitsshownasbelow
(1)RemovetheshortingconnectoronCN3thatisshowninFig5.1,theO.L.P.modewillbe"continuousconstantcurrentlimiting".
(2)InserttheshortingconnectoronCN3thatisshowninFig5.2,theO.L.P.modewillbe"constantcurrentlimitingwithdelayshutdownafter5seconds,
re-powerontorecover.
(+S,-SandCSareconnectedmutuallyinparallel):
(2)Thevoltagedifferenceamongeachoutputshouldbeminimizedthatlessthan 2%isrequired.
(3)Thetotaloutputcurrentmustnotexceedthevaluedeterminedbythefollowingequation.
(4)Inparalleloperation3unitsisthemaximum,pleaseconsultthemanufacturerforotherapplications.
(5)Whenremotesensingisusedinparalleloperation,thesensingwiremustbeconnectedonlytothemasterunit.
(6)Wiresofremotesensingshouldbekeptatleast10cmfrominputwires.
(7)Wheninparalleloperation,theminimumoutputloadshouldbegreaterthan2%oftotaloutputload.
(Min.Load>3%ratedcurrentperunit numberofunit)
(8)Underparalleloperation,the"outputvoltagetrim"functionisnotavailable.
(Outputcurrentatparalleloperation)=(Theratedcurrentperunit)x(Numberofunit)x0.9
AC/L
AC/L
AC/L
No.1(Master)
No.2(Slave)
No.3(Slave)
AC/N
AC/N
AC/N
-V
-V
-V
+V
+V
+V
CN1
CN1
CN1
CN2
CN2
CN2
+S
+S
+S
+S
+S
+S
-S
-S
-S
-S
-S
-S
CS
CS
CS
CS
CS
CS
Load
+V
-V
+S
-S
OLP Mode:constantcurrentlimiting
OLP Mode:constantcurrentlimitingwithdelayshutdownafter5seconds



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com