| データシートサーチシステム |
|
VIPER53DIP データシート(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VIPER53DIP データシート(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 24 page ![]() VIPer53DIP / VIPer53SP 20/24 DIM. mm. MIN. TYP MAX. A 5.33 A1 0.38 A2 2.92 3.30 4.95 b 0.36 0.46 0.56 b2 1.14 1.52 1.78 c 0.20 0.25 0.36 D 9.02 9.27 10.16 E 7.62 7.87 8.26 E1 6.10 6.35 7.11 e 2.54 eA 7.62 eB 10.92 L 2.92 3.30 3.81 Package Weight Gr. 470 P001 Plastic DIP-8 MECHANICAL DATA |