| データシートサーチシステム |
|
SPC56EL54x データシート(PDF) 56 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC56EL54x データシート(HTML) 56 Page - STMicroelectronics |
|
56 / 165 page ![]() Package pinouts and signal descriptions SPC56ELx, SPC564Lx 56/165 DocID15457 Rev 12 A5 H[0] SIUL GPIO[112] GPIO[112] NPC MDO[7] — A6 G[14] SIUL GPIO[110] GPIO[110] NPC MDO[9] — A7 D[3] SIUL GPIO[51] GPIO[51] FlexRay CB_TX — eTimer_1 ETC[4] ETC[4] FlexPWM_0 A[3] A[3] A8 C[15] SIUL GPIO[47] GPIO[47] FlexRay CA_TR_EN — eTimer_1 ETC[0] ETC[0] FlexPWM_0 A[1] A[1] CTU_0 — EXT_IN FlexPWM_0 — EXT_SYNC A9 VDD_HV_IO_RING — A10 A[12] SIUL GPIO[12] GPIO[12] DSPI_2 SOUT — FlexPWM_0 A[2] A[2] FlexPWM_0 B[2] B[2] SIUL — EIRQ[11] A11 H[10] SIUL GPIO[122] GPIO[122] FlexPWM_1 X[2] X[2] eTimer_2 ETC[2] ETC[2] A12 H[14] SIUL GPIO[126] GPIO[126] FlexPWM_1 A[3] A[3] eTimer_2 ETC[4] ETC[4] A13 A[10] SIUL GPIO[10] GPIO[10] DSPI_2 CS0 CS0 FlexPWM_0 B[0] B[0] FlexPWM_0 X[2] X[2] SIUL — EIRQ[9] A14 B[2] SIUL GPIO[18] GPIO[18] LINFlexD_0 TXD — SSCM DEBUG[2] — SIUL — EIRQ[17] Table 5. LFBGA257 pin function summary (continued) Pin # Port/function Peripheral Output function Input function |