| データシートサーチシステム |
|
SPC560B40X データシート(PDF) 34 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC560B40X データシート(HTML) 34 Page - STMicroelectronics |
|
34 / 116 page ![]() Package pinouts and signal descriptions SPC560B40x/50x, SPC560C40x/50x 34/116 DocID14619 Rev 13 PF[9] PCR[89] AF0 AF1 AF2 AF3 — — GPIO[89] — CS5_0 — CAN2RX(15) CAN3RX(14) SIUL — DSPI_0 — FlexCAN_2 FlexCAN_3 I/O — O — I I S Tristate — — 33 N2 PF[10] PCR[90] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[90] — — — SIUL — — — I/O — — — M Tristate — — 38 R3 PF[11] PCR[91] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[91] — — — WKPU[15](4) SIUL — — — WKPU I/O — — — I S Tristate — — 39 R4 PF[12] PCR[92] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[92] E1UC[25] — — SIUL eMIOS_1 — — I/O I/O — — M Tristate — — 35 R1 PF[13] PCR[93] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[93] E1UC[26] — — WKPU[16](4) SIUL eMIOS_1 — — WKPU I/O I/O — — I S Tristate — — 41 T6 PF[14] PCR[94] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[94] CAN4TX(11) E1UC[27] CAN1TX SIUL FlexCAN_4 eMIOS_1 FlexCAN_4 I/O O I/O O M Tristate — — 102 D14 PF[15] PCR[95] AF0 AF1 AF2 AF3 — — — GPIO[95] — — — CAN1RX CAN4RX(11) EIRQ[13] SIUL — — — FlexCAN_1 FlexCAN_4 SIUL I/O — — — I I I S Tristate — — 101 E15 Table 6. Functional port pin descriptions (continued) Pin number |