| データシートサーチシステム |
|
ST10F296 データシート(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F296 データシート(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 346 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) ST10F296E List of figures 15/346 Figure 49. Port 6 I/O and alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Figure 50. Block diagram of Port 6 pins 7, 6, 1, 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Figure 51. Block diagram of pin P6.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Figure 52. Block diagram of pins P6.2, P6.3, and P6.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Figure 53. Port 7 I/O and alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Figure 54. Block diagram of Port 7 pins 3 to 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Figure 55. Block diagram of Port 7 pins 7 to 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Figure 56. Port 8 I/O and alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Figure 57. Block diagram of P8 pins 5 to 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Figure 58. Block diagram of pin P8.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Figure 59. Block diagram of pin P8.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Figure 60. XPort 10 I/O and alternate functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Figure 61. Block diagram of an XPort 10 pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Figure 62. ADC block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Figure 63. XTimer block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Figure 64. Asynchronous mode of serial channel ASC0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Figure 65. Synchronous mode of serial channel ASC0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Figure 66. Synchronous serial channel SSC0 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Figure 67. Connection to a single CAN bus via separate CAN transceivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Figure 68. Connection to a single CAN bus via common CAN transceivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Figure 69. Connection to two different CAN buses (example for gateway application) . . . . . . . . . . . 195 Figure 70. Connection to one CAN bus with internal parallel mode enabled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Figure 71. ESFRs and port pins associated with the RTC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Figure 72. RTC block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Figure 73. Prescaler registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Figure 74. Divider counter registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Figure 75. Asynchronous power-on reset (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Figure 76. Asynchronous power-on reset (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Figure 77. Asynchronous hardware reset (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Figure 78. Asynchronous hardware reset (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Figure 79. Synchronous short/long hardware reset (EA = 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Figure 80. Synchronous short/long hardware reset (EA = 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Figure 81. Synchronous long hardware reset (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Figure 82. Synchronous long hardware reset (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Figure 83. Software/watchdog timer unidirectional reset (EA = 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Figure 84. Software/watchdog timer unidirectional reset (EA = 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Figure 85. Software/watchdog timer bidirectional reset (EA = 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Figure 86. Software/watchdog timer bidirectional reset (EA = 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Figure 87. Software/watchdog timer bidirectional reset (EA = 0) followed by a hardware reset . . . . 232 Figure 88. Minimum external reset circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Figure 89. System reset circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Figure 90. Example of software or watchdog bidirectional reset (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Figure 91. Example of software or watchdog bidirectional reset (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Figure 92. Port 0 bits latched into the different registers after reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Figure 93. External RC circuit on the RPD pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Figure 94. Simplified power-down exit circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Figure 95. Power-down exit sequence when using an external interrupt (PLL x 2) . . . . . . . . . . . . . . 243 Figure 96. Port 2 test mode structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Figure 97. Supply current versus the operating frequency (run and idle modes) . . . . . . . . . . . . . . . 299 Figure 98. AD conversion characteristic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Figure 99. ADC input pins scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Figure 100. Charge sharing timing diagram during sampling phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |