| データシートサーチシステム |
|
ST72321R7-Auto データシート(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST72321R7-Auto データシート(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 243 page ![]() ST72321xx-Auto Description Doc ID 13829 Rev 1 19/243 Figure 1. Device block diagram 8-bit CORE ALU OSC1 VPP CONTROL PROGRAM (32 or 60 Kbytes) VDD RESET PORT F PF7:0 (8-bits) TIMER A BEEP PORT A RAM (1024 or 2048 bytes) PORT C 10-bit ADC VAREF VSSA PORT B PB7:0 (8-bits) PWM ART PORT E PE7:0 (8-bits) SCI TIMER B PA7:0 (8-bits) PORT D PD7:0 (8-bits) SPI PC7:0 (8-bits) VSS WATCHDOG TLI OSC LVD OSC2 MEMORY MCC/RTC/BEEP EVD AVD I2C |