| データシートサーチシステム |
|
STM32F302C6 データシート(PDF) 46 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F302C6 データシート(HTML) 46 Page - STMicroelectronics |
|
46 / 138 page ![]() PB9 - TIM17 _CH1 -- I2C1 _SDA -IR-OUT USART3 _TX COMP2_ OUT CAN _TX - --- - EVENT OUT PB10 - TIM2 _CH3 - TSC _SYNC -- - USART3 _TX -- -- - - - EVENT OUT PB11 - TIM2 _CH4 - TSC _G6_IO1 -- - USART3 _RX -- -- - - - EVENT OUT PB12 - - - TSC _G6_IO2 I2C2 _SMBAL SPI2_NS S/I2S2_ WS TIM1 _BKIN USART3 _CK -- -- - - - EVENT OUT PB13 - - - TSC _G6_IO3 - SPI2_SC K/ I2S2_CK TIM1 _CH1N USART3 _CTS -- -- - - - EVENT OUT PB14 - TIM15 _CH1 - TSC _G6_IO4 - SPI2_MI SO/I2S2 ext_SD TIM1 _CH2N USART3 _RTS _DE -- -- - - - EVENT OUT PB15 RTC _REFIN TIM15 _CH2 TIM15 _CH1N - TIM1 _CH3N SPI2_M OSI/ I2S2_SD -- -- -- - - - EVENT OUT Table 14. Alternate functions for Port B (continued) Port & pin name |