| データシートサーチシステム |
|
STM32L15xRC データシート(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L15xRC データシート(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 136 page ![]() DocID022799 Rev 12 17/136 STM32L151xC STM32L152xC Functional overview 51 Table 5. Functionalities depending on the working mode (from Run/active down to standby) Ips Run/Active Sleep Low- power Run Low- power Sleep Stop Standby Wakeup capability Wakeup capability CPU Y -- Y -- -- -- -- -- Flash Y Y Y Y -- -- -- -- RAM Y Y Y Y Y -- -- -- Backup Registers Y Y Y Y Y -- Y -- EEPROM Y Y Y Y Y -- -- -- Brown-out rest (BOR) YY Y Y Y Y Y -- DMA Y Y Y Y -- -- -- -- Programmable Voltage Detector (PVD) YY Y Y Y Y Y -- Power On Reset (POR) YY Y Y Y Y Y -- Power Down Rest (PDR) YY Y Y Y -- Y -- High Speed Internal (HSI) Y Y -- -- -- -- -- -- High Speed External (HSE) Y Y -- -- -- -- -- -- Low Speed Internal (LSI) YY Y Y Y -- Y -- Low Speed External (LSE) YY Y Y Y -- Y -- Multi-Speed Internal (MSI) Y Y Y Y -- -- -- -- Inter-Connect Controller Y Y Y Y -- -- -- -- RTC Y Y Y Y Y Y Y -- RTC Tamper Y Y Y Y Y Y Y Y Auto WakeUp (AWU) YY Y Y Y Y Y Y LCD Y Y Y Y Y -- -- -- USB Y Y -- -- -- Y -- -- USART Y Y Y Y Y (1) -- -- SPI Y Y Y Y -- -- -- -- I2C Y Y Y Y -- (1) -- -- |