| データシートサーチシステム |
|
STLV3243EB データシート(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLV3243EB データシート(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 16 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Package mechanical data STLV3243EB 14/16 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N60 2.362 T18.4 0.882 Ao 2.6 2.8 0.102 0.110 Bo 4.1 4.3 0.161 0.169 Ko 1.1 1.3 0.043 0.051 Po 3.9 4.1 0.153 0.161 P 3.9 4.1 0.153 0.161 Tape & reel Flip-Chip28 mechanical data Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |