| データシートサーチシステム |
|
STLV3243EBJR データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLV3243EBJR データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 16 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) STLV3243EB Package mechanical data 13/16 Dim. mm. mils. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A0.83 0.95 32.7 37.4 A1 0.24 9.4 A2 0.65 25.6 b 0.25 0.300.35 9.8 11.8 13.8 D 3.97 4.17 156.3 164.2 D1 2.5 98.4 E 2.47 2.67 97.2 105.1 E1 2 78.7 e 0.45 0.55 17.7 21.7 f0.23 0.34 9.1 13.4 f1 0.800.91 31.5 31.8 Flip-Chip28 mechanical data 7385199/C Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |