| データシートサーチシステム |
|
STLVDS31B データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLVDS31B データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 15 page ![]() STLVDS31B Package mechanical data Doc ID 8338 Rev 6 13/15 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N60 2.362 T 22.4 0.882 Ao 6.7 6.9 0.264 0.272 Bo 5.3 5.5 0.209 0.217 Ko 1.6 1.8 0.063 0.071 Po 3.9 4.1 0.153 0.161 P7.98.1 0.311 0.319 Tape & reel TSSOP16 mechanical data Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |