| データシートサーチシステム |
|
STOD13AMTPUR データシート(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STOD13AMTPUR データシート(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 25 page ![]() STOD13AM Package mechanical data Doc ID 023747 Rev 1 21/25 Figure 14. DFN12L (3 x 3) drawing Table 10. DFN12L (3 x 3) mechanical data Dim. mm inch Min. Typ. Max. Min. Typ. Typ. A 0.51 0.55 0.60 0.020 0.022 0.024 A1 0 0.02 0.05 0 0.001 0.002 A3 0.20 0.008 b 0.18 0.25 0.30 0.007 0.010 0.012 D 2.85 3 3.15 0.112 0.118 0.124 D2 1.87 2.02 2.12 0.074 0.080 0.083 E 2.85 3 3.15 0.112 0.118 0.124 E2 1.06 1.21 1.31 0.042 0.048 0.052 e 0.45 0.018 L 0.30 0.40 0.50 0.012 0.016 0.020 8085116_A |