| データシートサーチシステム |
|
18F4550 データシート(PDF) 3 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
18F4550 データシート(HTML) 3 Page - Microchip Technology |
|
3 / 6 page ![]() 2003 Microchip Technology Inc. Advance Information DS39617A-page 3 PIC18F2455/2550/4455/4550 Pin Diagrams (Continued) 44-Pin QFN 10 11 2 3 6 1 8 7 29 30 31 32 33 23 24 25 26 27 28 9 PIC18F4455 OSC2/CLKO/RA6 OSC1/CLKI/RA7 VSS AVDD RA5/AN4/SS/LVDIN/C2OUT RA4/T0CKI/C1OUT RC7/RX/DT/SDO RD4/CCP2*/P2A RD5/SSP5/P1B RD6/SSP6/P1C VSS VDD RB0/AN12/INT0/SDI RB1/AN10/INT1/SCK/SCL RB2/AN8/INT2/VMO RD7/SSP7/P1D 5 4 AVSS VDD AVDD 10 11 2 3 6 1 8 7 29 30 31 32 33 23 24 25 26 27 28 9 PIC18F4455 NC RC0/T1OSO/T13CKI OSC2/CLKO/RA6 OSC1/CLKI/RA7 VSS VDD RA5/AN4/SS/LVDIN/C2OUT RA4/T0CKI/C1OUT VSS VDD 44-Pin TQFP 5 4 PIC18F4550 RC7/RX/DT/SDO RD4/SPP4 RD5/SPP5/P1B RD6/SPP6/P1C RD7/SPP7/P1D RB0/AN12/INT0/SDI/SDA RB1/AN10/INT1/SCK/SCL RB2/AN8/INT2/VMO RB3/AN9/CCP2*/VPO Note: Pinouts are subject to change. * Assignment of this feature is dependent on device configuration. PIC18F4550 RE0/CK1SPP/AN5 RE1/CK2SPP/AN6 RE2/OESPP/AN7 RE0/CK1SPP/AN5 RE1/CK2SPP/AN6 RE2/OESPP/AN7 |