データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

US2AF データシート(PDF) 2 Page - Nanjing International Group Co

部品番号 US2AF
部品情報  2.0 AMP SURFACE MOUNT HIGH EFFICENCY RECTIFIERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
ホームページ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

US2AF データシート(HTML) 2 Page - Nanjing International Group Co

  US2AF Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co US2AF Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.4
.001
.01
.1
1.0
10
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (
US2AF THRU US2MF)
FIG.1-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG.4-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
0
20
40
80
100
60
(+)
(+)
25Vdc
(approx.)
( )
( )
PULSE
GENERATOR
(NOTE 2)
OSCILLISCOPE
(NOTE 1)
1
NON-
INDUCTIVE
W
NOTES: 1. Rise Time= 7ns max., Input Impedance= 1 megohm.22pF.
2. Rise Time= 10ns max., Source Impedance= 50 ohms.
+0.5A
0
-0.25A
-1.0A
|
|
|
|
|
|
|
|
1cm
SET TIME BASE FOR
50 / 10ns / cm
trr
D.U.T.
FIG.3- TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE
RECOVERY TIME CHARACTERISTICS
10
NONINDUCTIVE
50
NONINDUCTIVE
W
W
Tj=25 C
FIG.2-TYPICAL FORWARD CURRENT
0.
4
0.
4
1.2
1.6
2.0
2.4
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive Or Inductive Load
DERATING CURVE
AMBIENT TEMPERATURE ( C)
1.6
1.8
REVERSE VOLTAGE,(V)
175
120
100
80
60
40
20
0
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
10
5
50
100
Tj=25 C
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
0
0
25
50
75
100
125
150
200



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com