| データシートサーチシステム |
|
ETP01-2821 データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ETP01-2821 データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 7 page ![]() Application information ETP01-xx21 4/7 Doc ID 14515 Rev 4 2 Application information Figure 5. Application schematic for Ethernet 10/100 Mbps Figure 6. Recommended layout RX- RX- RX+ RX+ TX- TX- TX+ TX+ 75 75 2 x ETP01-xx21 DVIULC6-4SC6 75 75 RX- RX- RX+ RX+ TX- TX- TX+ TX+ 75 75 2 x ETP01-xx21 DVIULC6-4SC6 75 75 T1 T1 T2 T2 GND GND GND GND T1 T1 T2 T2 GND GND GND GND |