データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA12T/FP データシート(PDF) 6 Page - Rohm

部品番号 BA12T/FP
部品情報  Low saturation voltage type 3-pin regulator
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA12T/FP データシート(HTML) 6 Page - Rohm

  BA12T/FP Datasheet HTML 1Page - Rohm BA12T/FP Datasheet HTML 2Page - Rohm BA12T/FP Datasheet HTML 3Page - Rohm BA12T/FP Datasheet HTML 4Page - Rohm BA12T/FP Datasheet HTML 5Page - Rohm BA12T/FP Datasheet HTML 6Page - Rohm BA12T/FP Datasheet HTML 7Page - Rohm BA12T/FP Datasheet HTML 8Page - Rohm BA12T/FP Datasheet HTML 9Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
32
Standard ICs
BA
ffT / FP series
BA15T / FP (unless otherwise noted, Ta = 25
_C, VCC = 20V, Io = 500mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com