| データシートサーチシステム |
|
ST2L05R1533K5 データシート(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST2L05R1533K5 データシート(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 23 page ![]() ST2L05 21/23 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 180 7.086 C 12.8 13.0 13.2 0.504 0.512 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T 14.4 0.567 Ao 9.70 9.80 9.90 0.382 0.386 0.390 Bo 10.85 10.95 11.05 0.423 0.427 0.431 Ko 2.30 2.40 2.50 0.090 0.094 0.098 Po 3.9 4.0 4.1 0.153 0.157 0.161 P 11.9 12.0 12.1 0.468 0.472 0.476 Tape & Reel SPAK-xL MECHANICAL DATA |