データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TSV850 データシート(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

部品番号 TSV850
部品情報  Low-power, high-accuracy, general-purpose operational amplifier
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TSV850 データシート(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  TSV850 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TSV850 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TSV850 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TSV850 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TSV850 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TSV850 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TSV850 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TSV850 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TSV850 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 31 page
background image
Contents
TSV85x, TSV85xA
2/31
DocID022468 Rev 4
Contents
1
Package pin connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Absolute maximum ratings and operating conditions . . . . . . . . . . . . . 4
3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1
Operating voltages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2
Input common-mode range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.3
Rail-to-rail output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.4
Input offset voltage drift over temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.5
PCB layouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.6
Macromodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.7
Shutdown function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.1
SC70-5 (or SOT323-5) package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.2
SOT23-5 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.3
SOT23-6 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.4
DFN8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.5
SO8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.6
MiniSO8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.7
MiniSO10 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.8
SO14 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.9
TSSOP14 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.10
TSSOP16 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.11
QFN16 3x3 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6
Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31