| データシートサーチシステム |
|
HT46C64 データシート(PDF) 20 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT46C64 データシート(HTML) 20 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
20 / 51 page ![]() HT46R64/HT46C64 Rev. 2..10 20 2014-06-06 位 符号 功能 0~2 — 未用,读出为“0” 3 T1E 定义定时/计数器 TMR1 的触发方式 在事件计数模式(T1M1,T1M0)=(0,1): 1:在下降沿计数 0:在上升沿计数 在脉冲宽度测量模式(T1M1,T1M0)=(1,1): 1:在上升沿开始计数,下降沿停止计数 0:在下降沿开始计数,上升沿停止计数 4 T1ON 打开/关闭定时/计数器(1=打开,0=关闭) 5 T1S 内部时钟来源选项 (0=系统时钟 4 分频,1=RTC 输出) 6 7 T1M0 T1M1 定义工作模式(T1M1,T1M0): 01=外部事件计数模式(外部时钟) 10=定时模式(内部时钟) 11=脉冲宽度测量模式 00 =未用 TMR1C(11H)寄存器 要启动计数器,只要置位 T0ON/T1ON(TMR0C/TMR1C 的第 4 位)。在脉宽测量模式下,T0ON/T1ON 在测量结束后会被自动清除;但在另外两种模式中,T0ON/T1ON 只能由指令来清除。定时/计数器 0/1 的 溢出可以做为唤醒信号,并可以提供给 PFD (可编程分频输出)使用。如果 PA3 选择为 PFD 输出,有两种 模式选择:一种是选择 PFD0 做为 PFD 输出,另一种是选择 PFD1 做为 PFD 输出,PFD0、PFD1 分别是定 时/计数器 0、定时/计数器 1 的溢出信号。不管是什么模式,只要写 0 到 ET0I 或 ET1I 即可禁止定时/计数 器中断服务。当使用 PFD 功能时,执行“SET [PA].3”可以打开 PFD 输出,执行“CLR [PA].3”则关闭 PFD 输出。 在定时/计数器停止计数时,写数据到定时/计数器的预置寄存器中,同时会将该数据写入到定时/计数 器。但如果在定时/计数器运行时这么做,数据只能写入到预置寄存器中,直到发生溢出时才会将数据从预 置寄存器加载到定时/计数器寄存器。读取定时/计数器时,计数会被停止,以避免发生错误;计数停止会 导致计数错误,程序员必须注意到这一点。 TMR0C 的第 0~2 位用来定义内部时钟预分频级数,定义如上表所示。定时/计数器的溢出信号可做为 PFD 输出。 |