| データシートサーチシステム |
|
AP432YA データシート(PDF) 8 Page - Anachip Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AP432YA データシート(HTML) 8 Page - Anachip Corp |
|
8 / 16 page ![]() Adjustable Precision Shunt Regulator AP432/AP432A Anachip Corp. www.anachip.com.tw Rev.1.1 Sep.23, 2004 8/16 Package Diagrams (1) SOT89-3L Package Outline Dimension D1 e1 e D b1 bb 80(2x) 1.7 c 0.4 0.9 50(2x) Land Pattern Recommendation (Unit: mm) 1.5 Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Symbol Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. A 1.40 1.50 1.60 0.055 0.059 0.063 b 0.36 0.42 0.48 0.014 0.016 0.018 b1 0.41 0.47 0.53 0.016 0.043 0.051 C 0.35 0.39 0.43 0.014 0.015 0.017 D 4.40 4.50 4.60 0.173 0.177 0.181 D1 1.40 1.60 1.75 0.055 0.062 0.069 e 2.90 3.00 3.10 0.114 0.118 0.122 e1 1.45 1.50 1.55 0.057 0.059 0.061 E 2.35 2.48 2.60 0.093 0.098 0.102 HE 3.94 - 4.25 0.155 - 0.167 L 0.80 - 1.20 0.031 - 0.047 |