| データシートサーチシステム |
|
74LVC1G14FS3 データシート(PDF) 15 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74LVC1G14FS3 データシート(HTML) 15 Page - Diodes Incorporated |
|
15 / 16 page ![]() 74LVC1G14 Document number: DS35123 Rev. 4 - 2 15 of 16 www.diodes.com March 2014 © Diodes Incorporated 74LVC1G14 Suggested Pad Layout (cont.) (6)(Package Type X2-DFN1010-6 (7) Package Type: X2-DFN1409-6 (8) Package Type: X2-DFN1410-6 Dimensions Value (in mm) C 0.350 G 0.150 X 0.200 X1 0.900 Y 0.550 Y1 1.250 Dimensions Value (in mm) C 1.000 C1 0.500 D 0.300 G 0.200 G1 0.200 X 0.400 Y 0.150 Dimensions Value (in mm) C 0.500 G 0.250 X 0.250 X1 1.250 Y 0.525 Y1 1.250 1 Y1 X1 X(6x) Y (6x) G(4x) C 1 X1 Y1 Y(6x) X(6x) G(4x) C Pin1 C C1 Y X G D (6x) G1 |