| データシートサーチシステム |
|
DIS30L-R42S データシート(PDF) 4 Page - DDK Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DIS30L-R42S データシート(HTML) 4 Page - DDK Ltd. |
|
4 / 4 page ![]() Unit:mm DIS Series http://www.ddknet.co/jp ◎ Specifications and/or dimensions in this catalog are subject to change without notice. Please varify the latest specifications with our drawings. ○Dust Cover 第一電子工業株式会社 5 検図 製写 承認 設計 寸法 角度 形式 機番 一般 公差 尺 度 単 位 品名 図番 改版 DIS30-PC (プラグ用キャップ) 115J-AP12449 A 2:1 mm ∼ ±0.5 平塚 '10.1.26 高松 '10.1.26 江嶋 '10.1.26 山本 '10.1.26 数量 符号 図番 部品名称 材質 処理・他 PBT樹脂 (黒) 1. Ø3.2穴をプラグコネクタ(DIS30-SP42X)の△マ−クに合わせて嵌合させること。 注記 41.5 Ø3.2 19 3 1. Ø3.2穴をプラグコネクタ(DIS30-SP42X)の△マ−クに合わせて嵌合させること。 5 検図 製写 承認 設計 寸法 角度 形式 機番 一般 公差 尺 単 品名 図番 改版 DIS30-RC (レセプタクル用キャップ) 115J-AP12448 A 2:1 mm ∼ ±0.5 平塚 高松 '10.1.26 江嶋 山本 '10.1.26 数量 符号 図番 部品名称 材質 処理・他 ※印部をレセプタクルコネクタ(DIS30-R42X)の△マ−クに合わせて嵌合させること。 注記 37 Ø3.2 クロロプレンゴム (黒) 13 3 Note:" △ "marking of plug connector must be aligned with φ 3.2hole. Note: " △ "marking of receptacle connector must be aligned with " ※ "(concavity). Plug P/N:DIS30−PC Receptacle P/N:DIS30−RC Material: Chroloprene rubber /Black Material:PBT Resin(UL94V-0)/Black 4 |