データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PTWA-060T データシート(PDF) 2 Page - Vitec Power

部品番号 PTWA-060T
部品情報  6W Power Supply for I.T. Equipment
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  Vitec [Vitec Power]
ホームページ  http://www.vitecpower.com/
Logo Vitec - Vitec Power

PTWA-060T データシート(HTML) 2 Page - Vitec Power

  PTWA-060T Datasheet HTML 1Page - Vitec Power PTWA-060T Datasheet HTML 2Page - Vitec Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Mechanical and PIN out
Note:
1.
Dimensions are shown in mm.
2.
Weight: 120g approx.
3.
Optional output connector



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com