| データシートサーチシステム |
|
LTS367G データシート(PDF) 4 Page - Lite-On Technology Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LTS367G データシート(HTML) 4 Page - Lite-On Technology Corporation |
|
4 / 5 page ![]() !"#$ >0<118250<04"05 ") 02C'<>2<3:<<050<04"05 :59960="1:610)35# " 5::1'<>2<3:<<050<04"05 0<25402<'<"@0<04"05 @ " " 070<10-652400<04"05 - 80<2540"80<25:<0240 5DB 5<2400"80<25:<0240 5DB 630<0"80<25:<0"2E@ <"2E1025""FG?06>102548620 %&!"#$ 70<240:":1$50159 $ B @ µ3 $H" 02C"11)2706045 λ8 " $H@" 805<260%26)35 ∆λ " $H@" "25)2706045 λ3 ! " $H@" '<>2<3-652400<04"05 - @ @ - $H@" 070<10:<<050<04"05 $ µ-H- :":1$50159(25425 $" @ $H" 50 :":1 50159 1 "021:<03 >5 2 645 101< 23 650< "?25 525 288<E"250150$ ""1$50<252600I62<240#090<01810:<70 |