データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STDA68 データシート(PDF) 2 Page - Vitec Power

部品番号 STDA68
部品情報  60W(80Wpk) Desktop Power Supply for I.T. Equipment
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  Vitec [Vitec Power]
ホームページ  http://www.vitecpower.com/
Logo Vitec - Vitec Power

STDA68 データシート(HTML) 2 Page - Vitec Power

  STDA68 Datasheet HTML 1Page - Vitec Power STDA68 Datasheet HTML 2Page - Vitec Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Conditions
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Operating Temperature
0
50
70
°C
Storage Temperature
-40
85
°C
Relative Humidity
5
95
%
Operation temperature at 25°C, calculated per MIL-HDBK-217F
0.13M
Hrs
Derate linearly from 100% load at 50°C to 50% load at 70°C
Approvals and Compliance
Parameter
Test Conditions
Min.
Unit
Dielectric Withstanding Voltage for Primary to secondary
Primary to secondary
4242
VDC
Dielectric Withstanding Voltage for Primary to Ground
Primary to ground
2121
VDC
Isolation Resistance
Test Voltage = 500VDC
50
EMI requirements for CISPR-22
Vin=220VAC
B
CLASS
EMI requirements for FCC PART-15
Vin=110VAC
B
CLASS
Mechanical and PIN out
Note:
1.
Dimensions are shown in mm & inch
2.
Weight: 450g approx
(Exclude the input cord)
3.
Optional output connector.



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com