データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC5248 データシート(PDF) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

部品番号 2SC5248
部品情報  Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

2SC5248 データシート(HTML) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  2SC5248 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC5248 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC5248 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC5248 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC5248 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC5248 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
2SC5248
Rev.F Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
1 / 6
TO-220F 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.

HFE 放大线性好,击穿电压高,特征频率高,宽阔的安全工作区,与 2SA1964 互补。
Flat DC current gain characteristics, High breakdown voltage, high fT, wide SOA complements the
2SA1964.
用于高电压开关(音频输出放大,提供稳定的电压)。
High-voltage Switching(Audio output amplifier transistor, stabilized power supply transistor).
PIN1
:Base
PIN 2
:Collector
PIN 3
:Emitter
放大及印章代码 / hFE Classifications & Marking
描述 / Descriptions
特征 / Features
用途 / Applications
内部等效电路 / Equivalent Circuit
引脚排列 / Pinning
hFE Classifications
Symbol
D
E
hFE Range
60~120
100~200
3
2
1


同様の部品番号 - 2SC5248

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SC5248 ROHM-2SC5248 Datasheet
38Kb / 1P
For audio amplifier output stages/TV velocity modulation (-160V, -1.5A)
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC5248 ISC-2SC5248 Datasheet
250Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SC5248 NJSEMI-2SC5248 Datasheet
125Kb / 2P
iSC Silicon NPN Power Transistor
More results

同様の説明 - 2SC5248

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SC2275 FOSHAN-2SC2275 Datasheet
919Kb / 6P
Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
2SC2275A FOSHAN-2SC2275A Datasheet
919Kb / 6P
Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
2SC3834F FOSHAN-2SC3834F Datasheet
947Kb / 6P
Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
2SC3852 FOSHAN-2SC3852 Datasheet
808Kb / 6P
Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
2SC5171 FOSHAN-2SC5171 Datasheet
1Mb / 6P
Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
2SD1833 FOSHAN-2SD1833 Datasheet
858Kb / 6P
Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
2SD1913 FOSHAN-2SD1913 Datasheet
1Mb / 6P
Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
MJE13005DR8 FOSHAN-MJE13005DR8 Datasheet
875Kb / 6P
Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package
MJE13007V8 FOSHAN-MJE13007V8 Datasheet
847Kb / 6P
Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package
MJE13007X8 FOSHAN-MJE13007X8 Datasheet
881Kb / 6P
Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com