データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

S9418 データシート(PDF) 9 Page - Summit Microelectronics, Inc.

部品番号 S9418
部品情報  Quad 8-Bit Nonvolatile DACPOT??Electronic Potentiometer With a Mute Control Input
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUMMIT [Summit Microelectronics, Inc.]
ホームページ  http://www.summitmicro.com
Logo SUMMIT - Summit Microelectronics, Inc.

S9418 データシート(HTML) 9 Page - Summit Microelectronics, Inc.

Back Button S9418 Datasheet HTML 2Page - Summit Microelectronics, Inc. S9418 Datasheet HTML 3Page - Summit Microelectronics, Inc. S9418 Datasheet HTML 4Page - Summit Microelectronics, Inc. S9418 Datasheet HTML 5Page - Summit Microelectronics, Inc. S9418 Datasheet HTML 6Page - Summit Microelectronics, Inc. S9418 Datasheet HTML 7Page - Summit Microelectronics, Inc. S9418 Datasheet HTML 8Page - Summit Microelectronics, Inc. S9418 Datasheet HTML 9Page - Summit Microelectronics, Inc. S9418 Datasheet HTML 10Page - Summit Microelectronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
S9418
9
2023 1.5 4/24/99
20 Pin SOIC (.300) Package
0.014 - 0.019
(0.356 - 0.482)
0.004 - 0.012
(0.102 - 0.305)
0.037 - 0.045
(0.940 - 1.143
0.496 - 0.512
(12.598 - 13.005)
0.394 - 0.419
(10.007 - 10.643)
0.093 - 0.104
(2.362 - 2.642)
0.016 - 0.050
(0.406 - 1.270)
0.050
(1.270)
0.009 - 0.013
(0.229 - 0.330)
0.010 - 0.029
(0.254 - 0.737)
0.291 - 0.299
(7.391 - 7.595)
20pn SOIC ILL.1
0
° to 8°
typ
x45
°
ORDERING INFORMATION
Package
S = 20 Lead SOIC
Base Part Number
S9418
S
2023 ILL8 1.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com