| データシートサーチシステム |
|
S-8521 データシート(PDF) 32 Page - Seiko Instruments Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S-8521 データシート(HTML) 32 Page - Seiko Instruments Inc |
|
32 / 44 page ![]() STEP-DOWN, PWM CONTROL or PWM / PFM SWITCHABLE SWITCHING REGULATOR CONTROLLER S-8520/8521 Series Rev.9.0_01 32 2. 4 Load variation (1) S-8520/8521C30MC (VIN = 3.6 V, IOUT = 0.1 mA →500 mA) t [0.1 ms/div] IOUT VOUT [0.1 V/div] 0.1 mA 500 mA (VIN = 3.6 V, IOUT = 500 mA →0.1 mA) t [5 ms/div] IOUT VOUT [0.1 V/div] 0.1 mA 500 mA (2) S-8520/8521A30MC (VIN = 3.6 V, IOUT = 0.1 mA →500 mA) t [0.1 ms/div] IOUT VOUT [0.1 V/div] 0.1 mA 500 mA (VIN = 3.6 V, IOUT = 500 mA →0.1 mA) t [10 ms/div] IOUT VOUT [0.1 V/div] 0.1 mA 500 mA (3) S-8520/8521E33MC (VIN = 4.0 V, IOUT = 0.1 mA →500 mA) t [0.1 ms/div] IOUT VOUT [0.1 V/div] 0.1 mA 500 mA (VIN = 4.0 V, IOUT = 500 mA →0.1 mA) t [5 ms/div] IOUT VOUT [0.1 V/div] 0.1 mA 500 mA |