データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NTE1685 データシート(PDF) 2 Page - NTE Electronics

部品番号 NTE1685
部品情報  Integrated Circuit Dual AF Power Amp, 3.5W
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NTE [NTE Electronics]
ホームページ  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE1685 データシート(HTML) 2 Page - NTE Electronics

  NTE1685 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE1685 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
VCC
Input 1
Preamp GND
Input 2
Output 1
Feedback 2
Power Amp GND
10
9
8
7
Output 2
6
5
4
3
Decoupling
2
Feedback 1
1
Pin Connection Diagram
(Front View)
.136 (3.45) Dia
(2 Holes)
.100 (2.54)
.138 (3.5)
.473 (12.0)
.900 (22.8)
1.030 (26.0)
.937 (23.8)
110
.331
(8.4)
.532
(13.5)
.650
(16.5)
.142
(3.6)



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com